データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT1009ILPR データシート(PDF) 21 Page - Texas Instruments

部品番号 LT1009ILPR
部品情報  2.5-V INTEGRATED REFERENCE CIRCUIT
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LT1009ILPR データシート(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button LT1009ILPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LT1009ILPR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(5.8)
0.05 MAX
ALL AROUND
0.05 MIN
ALL AROUND
8X (1.5)
8X (0.45)
6X (0.65)
(R
)
TYP
0.05
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X
1
4
5
8
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com