データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT1009IPWR.A データシート(PDF) 22 Page - Texas Instruments

部品番号 LT1009IPWR.A
部品情報  2.5-V INTEGRATED REFERENCE CIRCUIT
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LT1009IPWR.A データシート(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button LT1009IPWR.A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LT1009IPWR.A Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
(5.8)
6X (0.65)
8X (0.45)
8X (1.5)
(R
) TYP
0.05
4221848/A 02/2015
TSSOP - 1.2 mm max height
PW0008A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
1
4
5
8
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com