| データシートサーチシステム |
|
STDRIVE101TR データシート(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STDRIVE101TR データシート(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 32 page ![]() Table 11. VFQFPN 4x4x1.0 24 PITCH 0.5 package mechanical data Symbol Dimensions (mm) Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0.00 0.02 0.05 A3 0.20 b 0.18 0.25 0.30 D 3.85 4.00 4.15 D2 2.40 2.50 2.60 E 3.85 4.00 4.15 E2 2.40 2.50 2.60 e 0.50 L 0.30 0.40 0.50 ddd 0.08 Figure 23. VFQFPN 4x4x1.0 24 PITCH 0.5 suggested footprint STDRIVE101 Package information DS13472 - Rev 1 page 26/32 |