| データシートサーチシステム |
|
HT6X1X データシート(PDF) 20 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6X1X データシート(HTML) 20 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
20 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page20 of 161 Rev1.9 2 存储器模块 2.1 概述 HT6015/6017/6019/6215 内置可编程高可靠 128K Flash 和 8K RAM。 其中 Flash 具有读保护功能, 可进行读、写、页擦除和全擦除操作,Flash 的特性如下: Flash 字节读取时间:40ns Flash字节写时间:20us(max) Flash页擦除时间:2ms(max) Flash全擦除时间:10ms(max) Code Flash页面大小:1K bytes/page 擦写次数:100,000 次 数据保持时间:20年(min) 操作温度:-40 度到+105 度 |