| データシートサーチシステム |
|
HT6015 データシート(PDF) 55 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6015 データシート(HTML) 55 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
|
55 / 161 page ![]() HT6X1X 用户手册 版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有 http://www.hitrendtech.com Page55 of 161 Rev1.9 使能外部中断和 UART 中断。当上升沿(或下降沿)中断使能相应 PIN 上出现上升沿(或下降沿)并保 持低电平不少于 2 个 Fcpu 的时间,CPU 可从 SLEEP 模式下唤醒。注意,这里的 Fcpu 时钟为 CPU 时钟 分频寄存器的输出时钟,如果用户在进入 Sleep 之前 CPU 时钟分频寄存器 SYSCLKDIV 的分频值过大(如 1/128),则会造成外部唤醒 PIN 上要给出很长时间(超过 2 个 Fcpu 时钟)的低电平信号,才能将芯片 从 SLEEP 模式下唤醒。 (2)RTC 中断唤醒:配置 RTC 模块中断使能,配置对应 RTC 的子中断源(仅配置 RTCIE 相应位中断使 能),当 RTC 使能的中断时间到时,或者 RTC 使能的闹钟定时或定时器定时时间到时,可以让 CPU 从 SLEEP 模式下唤醒。 (3)PMU 中断和 TBS 中断唤醒:配置 PMU,TBS 模块中断使能,使能 PMU,TBS 对应的子中断源(配置 PMUIE 和 TBSIE 相应位中断使能),可以让 CPU 从 SLEEP 模式下唤醒。 6.3.3 从 SLEEP 模式唤醒后的唤醒方式确认 从SLEEP模式唤醒后,可以查询复位标志寄存器(RSTSTA寄存器的WakeupRST位),如果该位为1, 则说明确实发生了唤醒复位,然后再通过唤醒标志寄存器WAKEIF确定具体的唤醒源,其中: 1) WAKEIF的RTCWKIF位为1,表示CPU是由RTC中断信号引起了唤醒.具体的中断源由RTC的8种中断源 确定,可以查询RTCIF对应的位来确认是哪种RTC中断引起的唤醒,详细见RTC单元。 2) WAKEIF的PMUWKIF位为1,表示CPU是由PMU中断信号引起了唤醒.具体的中断源由PMU的4种中断源 确定,可以查询PMUIF对应的位来确认是BORIF、VCCIF、LVDINIF,详细见PMU单元(电源单元)。 6.3.4 进入 Sleep 模式 Sleep模式通过CortexM0的系统自带指令WFI进入,即使在调试状态下,也是可以进入Sleep模式 的,进入Sleep后VDD PIN输出为零。进入Sleep指令如下: SCR = 0x04; __WFI(); 在调试状态下,执行上述指令,cpu停止,但未进sleep模式。 6.4 待机模式(Hold) Hold 模式与 Sleep 模式的区别就是在 Hold 模式下,LDO_1P5 是由用户控制开关的(控制位),数 字的 LDO_LowPower 供电一直打开,但是由于其低输出驱动能力(20-30uA),导致在这个状态下,很多 数字功能模块不能使能,用户可配置开启大功耗大输出驱动能力的 LDO_1P5 来适应其应用的需求。 为了降低 Hold 模式下的功耗, BOR_DET,VCC_DET 模块由芯片硬件分时开启。 如果系统在进入 Hold 模式之前配置了中断使能,在进入 Hold 模式后发生相应的中断事件,则会 导致芯片从 Hold 模式下唤醒,并进入相应的中断处理程序。 WDT默认开启,在Hold模式下,WDT计数溢出时,系统会发生WDT复位,但可以配置WDT_EN =0在 HOLD模式下关闭WDT(详见CLKCTRL0寄存器); |