データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD54HC190F3A.A データシート(PDF) 25 Page - Texas Instruments

部品番号 CD54HC190F3A.A
部品情報   SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTERS WITH DOWN/UP MODE CONTROL
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC190F3A.A データシート(HTML) 25 Page - Texas Instruments

Back Button CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 34 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
14X (1.27)
(R0.05) TYP
(7)
16X (1.85)
16X (0.6)
4220735/A 12/2021
SOP - 2.00 mm max height
NS0016A
SOP
NOTES: (continued)
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
OPENING
SOLDER MASK
METAL
SOLDER MASK
DEFINED
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:7X
SYMM
1
8
9
16
SEE
DETAILS
SYMM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com