データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD54HC190F3A.A データシート(PDF) 16 Page - Texas Instruments

部品番号 CD54HC190F3A.A
部品情報   SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTERS WITH DOWN/UP MODE CONTROL
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CD54HC190F3A.A データシート(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CD54HC190F3A.A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 35 page
background image
CD54HC190, CD74HC190
CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191
SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTERS WITH DOWN/UP MODE CONTROL
SCHS275E − MARCH 2002 − REVISED OCTOBER 2003
16
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TYP
UNIT
’HC190
59
Cpd
Power dissipation capacitance
’HC191
55
pF
Cpd
Power dissipation capacitance
’HCT191
68
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com