| データシートサーチシステム |
|
STM32MP151AAB3 データシート(PDF) 106 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151AAB3 データシート(HTML) 106 Page - STMicroelectronics |
|
106 / 245 page ![]() Port C PC3 --- ETH1_GMII_ TX_CLK/ ETH1_MII_ TX_CLK - - - EVENTOUT PC4 - SPDIFRX_IN2 - ETH1_GMII_ RXD0/ ETH1_MII_ RXD0/ ETH1_RGMII_ RXD0/ ETH1_RMII_ RXD0 - - - EVENTOUT PC5 - SPDIFRX_IN3 - ETH1_GMII_ RXD1/ ETH1_MII_ RXD1/ ETH1_RGMII_ RXD1/ ETH1_RMII_ RXD1 SAI4_D3 - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_ D0DIR SDMMC2_ D0DIR SDMMC2_D6 - SDMMC1_D6 DCMI_D0 LCD_HSYNC EVENTOUT PC7 SDMMC1_ D123DIR SDMMC2_ D123DIR SDMMC2_D7 - SDMMC1_D7 DCMI_D1 LCD_G6 EVENTOUT PC8 UART5_RTS/ UART5_DE - - - SDMMC1_D0 DCMI_D2 - EVENTOUT PC9 UART5_CTS QUADSPI_BK1 _IO0 - - SDMMC1_D1 DCMI_D3 LCD_B2 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1 SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/RNG UART5/LCD SYS |