| データシートサーチシステム |
|
STM32MP151AAB3 データシート(PDF) 107 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151AAB3 データシート(HTML) 107 Page - STMicroelectronics |
|
107 / 245 page ![]() Port C PC10 UART4_TX QUADSPI_ BK1_IO1 SAI4_MCLK_B - SDMMC1_D2 DCMI_D8 LCD_R2 EVENTOUT PC11 UART4_RX QUADSPI_ BK2_NCS SAI4_SCK_B - SDMMC1_D3 DCMI_D4 - EVENTOUT PC12 UART5_TX - SAI4_SD_B - SDMMC1_CK DCMI_D9 - EVENTOUT PC13 ---- --- EVENTOUT PC14 ---- --- EVENTOUT PC15 ---- --- EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1 SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/RNG UART5/LCD SYS |