| データシートサーチシステム |
|
BL-R5132K データシート(PDF) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BL-R5132K データシート(HTML) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP |
|
3 / 3 page ![]() $",% %$''!+!,$-!.# &'--&/ &+& &#,&-$#($ ( &'-.#(!-!.#' &'0%- 1& $-!.#!+& 2 33 42 .##&,-5!-6$1.5& +7/ $7#(& ../-&/1& $-0 & &'--!/&786 ' 9 !"6&/1& $-0 & !"60/!(!-: -. $"& 42 $73 7;<;< &'--!/&76 ' 9 !"6&/1& $-0 & -. $"& 333 42 !"6$7 &'--!/&786 ' 9 #(0 $#,& &'- .5&/1& $-0 & -. $"& 42 .5$7 &'--!/&786 ' 9 &/1& $-0 &:,%!#" 2 2 33 42 = == /!#/!#/!#/!# &'-!/&7,:,%& 9 6& /$%6.,> 2 2 33 = /!#/!# &'-!/&7,:,%& 9 .%(& &'!'-$#,& 2 42 '.%7 5&%%!/&7 '&, 9 .%(& $?!%!-: 3 2 33 42 '.%7 5&%%!/&7 '&, 9 #@! .#/&#-$% &A- &$(&#(!#"- &'' 2 42 =; = ?&#(8,:,%&' )&!"6-" 9 4*** &$'0 !#"!-&/' :/?.% &$'0 !#",.#(!-!.#' 40("&/&#-, !-& !$+. +$!%0 & *. 5$ (@.%-$"& +7/ @& A &@& '&,0 &#- 7 @& A 0/!#.0'!#-&#'!-: @ +7/ &%.5A .-&'/&$#'-6&011& %!/!-.+'1&,!+!&(,6$ $,-& !'-!,' /&$#'!#!-!$%@$%0& &$'0 /&#-'6$%%?&-$>&#?&-5&.0 '$#($+-& -6&-&'-1!&,&'6$@&?&&# &-0 #&(-.#. /$% $/?!&#-,.#(!-!.#'$+-& ,./1%&-!.#.+&$,6-&'- |