データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUH2M20AP データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 BUH2M20AP
部品情報  HIGH VOLTAGE NPN SILICON POWER TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BUH2M20AP データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  BUH2M20AP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BUH2M20AP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BUH2M20AP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BUH2M20AP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
BUH2M20AP
3/4



Html Pages

1 2 3 4