| データシートサーチシステム |
|
BUR51 データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUR51 データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 4 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 11 11.7 13.1 0.433 0.461 0.516 B 1.45 1.5 1.6 0.057 0.059 0.063 C 2.7 2.92 0.106 0.115 D 8.9 9.4 0.350 0.370 E 19 20 0.748 0.787 G 10.7 10.9 11.1 0.421 0.429 0.437 N 16.5 16.9 17.2 0.650 0.665 0.677 P 25 26 0.984 1.024 R 3.88 4.2 0.153 0.165 U 38.5 39.3 1.516 1.547 V 30 30.14 30.3 1.181 1.187 1.193 P003I TO-3 (I) MECHANICAL DATA BUR51 3/4 |