| データシートサーチシステム |
|
BUT30V データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUT30V データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 11.8 12.2 0.466 0.480 B 8.9 9.1 0.350 0.358 C 1.95 2.05 0.076 0.080 D 0.75 0.85 0.029 0.033 E 12.6 12.8 0.496 0.503 F 25.15 25.5 0.990 1.003 G 31.5 31.7 1.240 1.248 H 4 0.157 J 4.1 4.3 0.161 0.169 K 14.9 15.1 0.586 0.594 L 30.1 30.3 1.185 1.193 M 37.8 38.2 1.488 1.503 N 4 0.157 O 7.8 8.2 0.307 0.322 B O N J K L M A C G ISOTOP MECHANICAL DATA BUT30V 6/7 |