| データシートサーチシステム |
|
DFR0231 データシート(PDF) 6 Page - DFROBOT |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFR0231 データシート(HTML) 6 Page - DFROBOT |
|
6 / 7 page ![]() int test_ACK (void) {// return true if receive_ACK accord with std_ACK int i; for (i=0; i<19; i++) { if (receive_ACK[i] != std_ACK[i]) return 0; } return 1; } void send_id (void) {//send id to PC int i; Serial.print ("ID: "); for (i=19; i<= 23; i++) { Serial.print (receive_ACK[i], HEX); Serial.print (" "); } Serial.println (); } void UART1_Send_Byte(unsigned char command_data){//send byte to device print1Byte(command_data); #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 Serial1.flush();// complete the transmission of outgoing serial data #endif } void UART_Send_Byte(unsigned char command_data){//send byte to PC Serial.print(command_data,HEX); Serial.print(" "); } void read_ACK(unsigned char temp){//read ACK into reveive_ACK[] unsigned char i; for(i=0;i<temp;i++) { |