| データシートサーチシステム |
|
STPS3150U データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS3150U データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() STPS3150 Package information 7/10 Figure 19. SMB Flat footprint (dimensions in mm) Table 5. SMB Flat dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.043 b(1) 1. Applies to plated leads 1.95 2.20 0.077 0.087 c(1) 0.15 0.40 0.006 0.016 D 3.30 3.95 0.130 0.156 E 5.10 5.60 0.200 0.220 E1 4.05 4.60 0.189 0.181 L 0.75 1.50 0.029 0.059 L1 0.40 0.016 L2 0.60 0.024 D A L L L1 L2 E E1 b c 1.20 1.20 3.44 5.84 2.07 |