データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

20-935-059 データシート(PDF) 2 Page - Premier Farnell Limited.

部品番号 20-935-059
部品情報  HSS Stub Drills
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DURATOOL [Premier Farnell Limited.]
ホームページ  https://cpc.farnell.com/
Logo DURATOOL - Premier Farnell Limited.

20-935-059 データシート(HTML) 2 Page - Premier Farnell Limited.

  20-935-059 Datasheet HTML 1Page - Premier Farnell Limited. 20-935-059 Datasheet HTML 2Page - Premier Farnell Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
18.00
62
123
137 6008
18.50
64
127
137-6138
——
20.00
66
131
137-6139
——
21.00
68
136
137-6140
——
22.00
70
141
137-6141
——
24.00
75
151
137-6142
——
25.00
75
151
137-6143
——
Size
Flute Length
Overall Length
(inches)
(mm)
(mm)
Order Code
Price Each
3
⁄64
830
137-6144
——
1
⁄16
10
34
137-5906
——
5
⁄64
12
38
137-6009
——
3
⁄32
14
43
148-5445
——
7
⁄64
16
46
137-5907
——
1
⁄8
18
49
150-6423
——
5
⁄32
22
55
148-5447
——
11
⁄64
24
58
137-6145
——
3
⁄16
26
62
148-5448
——
13
⁄64
26
62
137-6146
——
7
⁄32
28
66
148-5449
——
1
⁄4
28
66
No Order Code
——
17
⁄64
34
74
137-6148
——
9
⁄32
34
74
137-6149
——
19
⁄64
37
79
137-6185
——
5
⁄16
37
79
137-6150
——
21
⁄64
37
79
137-6186
——
11
⁄32
40
84
148-5450
——
23
⁄64
40
84
137-6300
——
3
⁄8
43
89
148-5451
——
25
⁄64
43
89
137-6187
——
13
⁄32
43
89
137-6188
——
27
⁄64
47
95
137-6189
——
7
⁄16
47
95
137-6190
——
29
⁄64
47
95
137-6191
——
15
⁄32
51
102
137-6192
——
31
⁄64
51
102
137-6193
——
1
⁄2
51
102
137-6010
——
9
⁄16
56
111
137-6301
——
11
⁄16
62
123
137-6151
——
3
⁄4
66
131
137-6194
——
505685
Fractional



Html Pages

1 2