| データシートサーチシステム |
|
STA381BWSTR データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA381BWSTR データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 174 page ![]() DocID018937 Rev 7 7/174 STA381BWS Contents 7.4.1 DSP bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 7.4.2 Post-scale link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.4.3 Biquad coefficient link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.4.4 Zero-detect mute enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.4.5 Submix mode enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.5 Configuration register E (addr 0x04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 7.5.1 Noise-shaper bandwidth selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7.5.2 AM mode enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7.5.3 PWM speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7.5.4 Zero-crossing enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7.5.5 Soft volume update enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7.6 Configuration register F (addr 0x05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 7.6.1 Output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 7.6.2 Invalid input detect mute enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.6.3 Binary output mode clock loss detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.6.4 LRCK double trigger protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.6.5 IC power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.6.6 External amplifier power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 7.7 Volume control registers (addr 0x06 - 0x0A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7.7.1 Mute/line output configuration register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7.7.2 Master volume register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.7.3 Channel 1 volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.7.4 Channel 2 volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.7.5 Channel 3 / line output volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.8 Audio preset registers (addr 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 7.8.1 Audio preset register (addr 0x0C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 7.8.2 AM interference frequency switching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7.8.3 Bass management crossover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7.9 Channel configuration registers (addr 0x0E - 0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.9.1 Tone control bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.9.2 EQ bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.9.3 Volume bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.9.4 Binary output enable registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.9.5 Limiter select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.9.6 Output mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 7.10 Tone control register (addr 0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |