| データシートサーチシステム |
|
L9911P データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9911P データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 20 page ![]() Package information L9911 18/20 DocID10990 Rev 13 Table 11. Multiwatt 8 (pin 5GND) package mechanical drawing Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 5 - - 0.1969 B - - 2.65 - - 0.1043 C - - 1.6 - - 0.0630 E 0.49 - 0.55 0.0193 - 0.0217 F 0.78 - 0.85 0.0307 - 0.0335 G 2.40 2.54 2.68 0.0945 0.1000 0.1055 G1 17.64 17.78 17.92 0.6945 0.7000 0.7055 H1 19.6 - - 0.7717 - - H2 - - 20.2 - - 0.7953 L 20.35 20.65 0.8012 0.8130 L2 17.05 17.20 17.35 0.6713 0.6772 0.6831 L3 17.25 17.5 17.75 0.6791 0.6890 0.6988 L4 10.3 10.7 10.9 0.4055 0.4213 0.4291 L7 2.65 - 2.9 0.1043 - 0.1142 S 1.9 - 2.6 0.0748 - 0.1024 S1 1.9 - 2.6 0.0748 - 0.1024 U 0.40 - 0.55 0.0157 - 0.0217 Z 0.70 - 0.85 0.0276 - 0.0335 diam1 3.65 - 3.85 0.1437 - 0.1516 |