| データシートサーチシステム |
|
STM32L151VDH6 データシート(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151VDH6 データシート(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 154 page ![]() DocID022027 Rev 11 41/154 STM32L151xD STM32L152xD Pin descriptions 57 14 F3 - - - PF4 I/O FT PF4 FSMC_A4 - 15 F4 - - - PF5 I/O FT PF5 FSMC_A5 - 16 F2 10 - - VSS_5 S- VSS_5 -- 17 G2 11 - - VDD_5 S- VDD_5 -- 18 G3 - - - PF6 I/O FT PF6 TIM5_CH1/TIM5_ETR ADC_IN27 19 G4 - - - PF7 I/O FT PF7 TIM5_CH2 ADC_IN28/ COMP1_INP 20 H4 - - - PF8 I/O FT PF8 TIM5_CH3 ADC_IN29/ COMP1_INP 21 J6 - - - PF9 I/O FT PF9 TIM5_CH4 ADC_IN30/ COMP1_INP 22 - - - - PF10 I/O FT PF10 - ADC_IN31/ COMP1_INP 23 F1 12 5 D8 PH0- OSC_IN(5) I/O TC PH0 - OSC_IN 24 G1 13 6 D7 PH1- OSC_OUT(5) I/O TC PH1 - OSC_OUT 25 H2 14 7 C7 NRST I/O RST NRST - - 26 H1 15 8 E8 PC0 I/O FT PC0 LCD_SEG18 ADC_IN10/ COMP1_INP 27 J2 16 9 F8 PC1 I/O FT PC1 LCD_SEG19 ADC_IN11/ COMP1_INP OPAMP3_VINP 28 - 17 10 D6 PC2 I/O FT PC2 LCD_SEG20 ADC_IN12/ COMP1_INP OPAMP3_VINM - J3 - - - PC2 I/O FT PC2 LCD_SEG20 ADC_IN12/ COMP1_INP -K1 - - - OPAMP3_VI NM I- OPAMP3 _VINM -- 29 K2 18 11 F7 PC3 I/O TC PC3 LCD_SEG21 ADC_IN13/ COMP1_INP/ OPAMP3_VOUT 30 J1 19 12 E7 VSSA S- VSSA -- Table 8. STM32L151xD and STM32L152xD pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(2) (after reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |