| データシートサーチシステム |
|
STM32L151VDH7 データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151VDH7 データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 154 page ![]() Functional overview STM32L151xD STM32L152xD 24/154 DocID022027 Rev 11 Figure 2. Clock tree 1. For the USB function to be available, both HSE and PLL must be enabled, with the CPU running at either 24 MHz or 32 MHz. |