| データシートサーチシステム |
|
52265 データシート(PDF) 4 Page - TE Connectivity Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
52265 データシート(HTML) 4 Page - TE Connectivity Ltd |
|
4 / 6 page ![]() te.com/products/plasti-grip PLASTI-GRIP Terminals & Splices TE Connectivity spades: Flanged spade Wire size Material thickness studsize/ Pin length Wire Pin standard Part number Width (W) length (l) color Max. Wire insulation dia. also available in4 remarks aWG mm2 inch mm u.s. mm inch mm inch mm inch mm Tape & Reel Small Pack 22 - 16 0,26 - 1,65 .033 0,84 6 M3.5 322249 .296 7,52 .749 19,02 ● .140 3,56 ✔ ✔ 8 M4 324169 .416 10,57 .842 21,39 ● .140 3,56 ✔ ✔ 10 328516 .296 7,52 .749 19,02 ● .140 3,56 ✔ ✔ 16 - 14 1,04 - 2,62 .033 0,84 6 M3.5 324165 .294 7,47 .749 19,02 ● .170 4,32 ✔ ✔ 8 M4 53874-1 .284 7,21 .749 19,02 ● .170 4,32 ✔ – 8 M4 160212 .294 7,47 .749 19,02 ● .173 4,39 – – .031 0,79 M5 160213 .294 7,47 .749 19,02 ● .173 4,39 – ✔ 12 - 10 2,62 - 6,64 .042 1,07 6 M3.5 324581 .296 7,52 1.017 25,83 ● .230 5,84 ✔ ✔ 8 M4 324172 .416 10,57 1.017 25,83 ● .230 5,84 ✔ ✔ 10 52856 .416 10,57 1.017 25,83 ● .250 6,35 ✔ ✔ long spring spade 22 - 16 0,26 - 1,65 .033 0,84 6 M3.5 52453 .250 .945 24,00 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 8 M4 52454 .281 .991 25,17 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 10 52455 .343 1.017 25,83 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 16 - 14 1,04 - 2,62 .033 0,84 6 M3.5 52463 .250 .945 24,00 ● .170 4,32 ✔ – 2 8 M4 52464 .281 .991 25,17 ● .170 4,32 ✔ ✔ 2 10 52465 .343 1.017 25,83 ● .170 4,32 ✔ – 2 12 - 10 2,62 - 6,64 .042 1,07 8 M4 52474 .375 1.174 29,82 ● .200 5,08 ✔ – 2 10 52475 .375 1.219 30,96 ● .200 5,08 ✔ – 2 short spring spade 22 - 16 0,26 - 1,65 .033 0,84 4 M2.5 52947 .203 5,16 .811 20,60 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 5 M3 52948 .250 6,35 .811 20,60 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 6 M3.5 52949 .250 6,35 .811 20,60 ● .140 3,56 ✔ ✔ 2 6 M3.5 53240-1 .234 5,94 .811 20,60 ● .140 3,56 ✔ – 2 8 M4 53241-1 .244 6,20 .872 22,15 ● .140 3,56 ✔ – 2 10 53242-1 .294 7,47 .920 23,37 ● .140 3,56 ✔ – 2 16 - 14 1,04 - 2,62 .033 0,84 6 M3.5 52955 .250 6,35 .811 20,60 ● .170 4,32 ✔ ✔ 2 8 M4 53244-1 .244 6,20 .872 22,15 ● .170 4,32 ✔ ✔ 2 10 52957 .406 10,31 .920 23,37 ● .170 4,32 ✔ ✔ 2 12 - 10 2,62 - 6,64 .042 1,07 6 M3.5 52961 .250 6,35 .959 24,36 ● .200 5,08 ✔ ✔ 2 8 M4 53247-1 .312 7,92 1.052 26,72 ● .250 6,35 ✔ ✔ 2 10 52963-2 .406 10,31 1.100 27,94 ● .250 6,35 ✔ – 2 Butt splices 26 - 22 0,12 - 0,41 n.a. n.a. 321026 n.a. .620 15,75 ● .080 2,03 ✔ ✔ 22 - 16 0,26 - 1,65 n.a. n.a. 34067 n.a. 1.065 27,05 ● .120 3,05 ✔ ✔ n.a. n.a. 34070 n.a. 1.076 27,33 ● .140 3,56 ✔ ✔ n.a. n.a. 34243 n.a. 1.065 27,05 ● .170 4,32 ✔ ✔ l l W W W l |