| データシートサーチシステム |
|
STA1085 データシート(PDF) 99 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1085 データシート(HTML) 99 Page - STMicroelectronics |
|
99 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 99/127 STA108x, STA109x Ball list 126 L2 I2S0_FS PU Input Input L3 UART0_CTS PU Input Input L4 UART0_RTS - Output Output L5 VDD - NA NA L6 VDD_IO - NA NA L7 GND - NA NA L8 GND - NA NA L9 GND - NA NA L10 GND - NA NA L11 GND - NA NA L12 GND - NA NA L13 VDD_IO - NA NA L14 USB0_VDD3V3 - NA NA L15 USB_KELVIN_TERM - NA NA L16 COMP0 - NA NA L17 USB1_AGND - NA NA L18 USB0_DN - NA NA L19 USB0_DP - NA NA M1 GPIO30 PU GPIO Input GPIO Input M2 GPIO33 PU GPIO Input GPIO Input M3 GPIO32 PU GPIO Input GPIO Input M4 GPIO31 PU GPIO Input GPIO Input M5 VDD - NA NA M6 VDD_IO - NA NA M7 VDD_IO - NA NA M8 VDD_IO - NA NA M9 VDD_IO - NA NA M10 VDD_IO - NA NA M11 VDD_IO - NA NA M12 VDD_IO - NA NA M13 VDD_IO - NA NA M14 VDD_IO - NA NA M15 PLL_GND - NA NA M16 XOSC_VDD - NA NA Table 55. STA108x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |