| データシートサーチシステム |
|
STA1095 データシート(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1095 データシート(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 119/127 STA108x, STA109x Ballout 126 6.2 STA1090, STA1095 Ballout Figure 37. STA109x Ballout (top left) diagram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A OTP_FU SE_HV GPIO41 GPIO42 GPIO43 S_GPIO 3 GPIO15 GPIO14 GPIO9 GPIO8 GPIO21 B GPIO40 M3_GPI O15 GPIO35 GPIO34 GPIO44 SYSRST n M3_GPI O8 GPIO13 GPIO12 GPIO7 C M3_GPI O11 SQI_SIO 3 M3_GPI O14 GPIO45 S_GPIO 2 M3_GPI O9 I2C0_SC L GPIO10 GPIO16 GPIO19 D SQI_SC K SQI_SIO 1 SQI_CE 0n SQI_SIO 0 GPIO46 S_GPIO 0 S_GPIO 1 I2C0_S DA GPIO11 GPIO17 E SQI_SIO 2 GPIO6 GPIO47 GPIO48 M3_GPI O10 VDD_IO VDD_IO VDD_IO VDD VDD F GPIO90 GPIO91 GPIO92 GPIO93 GPIO49 VDD VDD_IO VDD_IO VDD OSC32K _GND G GPIO94 GPIO95 GPIO96 GPIO97 VDD VDD_IO GND GND GND GND H GPIO98 GPIO99 GPIO10 0 GPIO10 1 VDD VDD_IO GND GND GND GND J GPIO10 2 GPIO10 3 GPIO10 4 GPIO10 5 VDD VDD_IO GND GND GND GND K I2S0_TX I2S0_RX UART0_ RX UART0_ TX VDD VDD_IO GND GND GND GND |