| データシートサーチシステム |
|
STPM13ATR データシート(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPM13ATR データシート(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 46 page ![]() Package mechanical data STPM11, STPM12, STPM13, STPM14 44/46 Doc ID 13167 Rev 8 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.8 7 0.268 0.276 Bo 6.9 7.1 0.272 0.280 Ko 1.7 1.9 0.067 0.075 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Tape & reel TSSOP20 mechanical data Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |