| データシートサーチシステム |
|
STM32L443CC データシート(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L443CC データシート(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 215 page ![]() Port H PH0 - ---- - - EVENTOUT PH1 - ---- - - EVENTOUT PH3 - ---- - - EVENTOUT 1. Please refer to Table 15 for AF0 to AF7. Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 CAN1/TSC USB/QUADSPI LCD SDMMC1/ COMP1/ COMP2/ SWPMI1 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |