| データシートサーチシステム |
|
LP2998MA/NOPB データシート(PDF) 23 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP2998MA/NOPB データシート(HTML) 23 Page - Texas Instruments |
|
23 / 42 page ![]() PACKAGE OPTION ADDENDUM www.ti.com 7-Oct-2025 PACKAGING INFORMATION Orderable part number Status (1) Material type (2) Package | Pins Package qty | Carrier RoHS (3) Lead finish/ Ball material (4) MSL rating/ Peak reflow (5) Op temp (°C) Part marking (6) LP2998MA/NOPB Active Production SOIC (D) | 8 95 | TUBE Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MA/NOPB.A Active Production SOIC (D) | 8 95 | TUBE Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MAE/NOPB Active Production SOIC (D) | 8 250 | SMALL T&R Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MAE/NOPB.A Active Production SOIC (D) | 8 250 | SMALL T&R Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MAX/NOPB Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MAX/NOPB.A Active Production SOIC (D) | 8 2500 | LARGE T&R Yes SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 LP2998 MA LP2998MR/NOPB Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 95 | TUBE Yes NIPDAU | SN Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MR/NOPB.A Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 95 | TUBE Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRE/NOPB Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 250 | SMALL T&R Yes NIPDAU | SN Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRE/NOPB.A Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 250 | SMALL T&R Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRX/NOPB Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU | SN Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRX/NOPB.A Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRX/NOPBG4 Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998MRX/NOPBG4.A Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 2500 | LARGE T&R Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 MR LP2998QMR/NOPB Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 95 | TUBE Yes NIPDAU | SN Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 Q1MR LP2998QMR/NOPB.A Active Production SO PowerPAD (DDA) | 8 95 | TUBE Yes NIPDAU Level-3-260C-168 HR -40 to 125 LP2998 Q1MR Addendum-Page 1 |