データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS30M60D データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPS30M60D
部品情報  Power Schottky rectifier
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30M60D データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STPS30M60D Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30M60D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Package information
STPS30M60
6/8
DocID022045 Rev 2
Table 5. TO-220AC package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.40 typ.
0.645 typ.
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam. I
3.75
3.85
0.147
0.151
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8