| データシートサーチシステム |
|
STPS340U データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS340U データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 19 page ![]() 2.3 SMB Flat package information • Epoxy meets UL94, V0 • Lead-free package Figure 21. SMB Flat package outline D A L 2x L2 2 x L1 2 x E E1 b c Table 6. SMB Flat mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.044 b 1.95 2.20 0.076 0.087 c 0.15 0.40 0.005 0.016 D 3.30 3.95 0.129 0.156 E 5.10 5.60 0.200 0.221 E1 4.05 4.60 0.159 0.182 L 0.75 1.50 0.029 0.060 L1 0.40 0.016 L2 0.60 0.024 STPS340 SMB Flat package information DS0792 - Rev 13 page 11/19 |