| データシートサーチシステム |
|
LM4040AECT-2.0 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM4040AECT-2.0 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 22 page ![]() Table 4. SOT23-3L mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 0.89 1.12 A1 0.013 0.10 A2 0.88 0.95 1.2 b 0.37 0.50 b1 0.37 0.40 0.45 c 0.085 0.18 c1 0.085 0.16 D 2.80 2.90 3.04 E 2.10 2.64 E1 1.20 1.30 1.40 e 0.95 BSC e1 1.90 BSC L 0.28 0.38 0.48 L1 0.55 REF L2 R 0.05 R1 0.05 Ө 0° 8° s 0.45 0.60 Figure 13. SOT23-3L recommended footprint LM4040 SOT23-3L package information DS13886 - Rev 2 page 8/22 |