データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TL072CPWR.A データシート(PDF) 44 Page - Texas Instruments

部品番号 TL072CPWR.A
部品情報  TL07xx Low-Noise, FET-Input Operational Amplifiers
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL072CPWR.A データシート(HTML) 44 Page - Texas Instruments

Back Button TL072CPWR.A Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TL072CPWR.A Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 89 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
7-Oct-2025
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TL072CPWR
TSSOP
PW
8
2000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL072HIDDFR
SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TL072HIDR
SOIC
D
8
3000
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL072HIPWR
TSSOP
PW
8
3000
330.0
12.4
7.0
3.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL072IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL072IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
TL074ACDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074ACDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074ACNSR
SOP
NS
14
2000
330.0
16.4
8.1
10.4
2.5
12.0
16.0
Q1
TL074BCDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074BCDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074CDBR
SSOP
DB
14
2000
330.0
16.4
8.35
6.6
2.4
12.0
16.0
Q1
TL074CDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074CDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074CDRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074CDRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074CNSR
SOP
NS
14
2000
330.0
16.4
8.45
10.55
2.5
12.0
16.2
Q1
TL074CPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL074CPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL074HIDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074HIDRG4
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074HIDYYR
SOT-23-
THIN
DYY
14
3000
330.0
12.4
4.8
3.6
1.6
8.0
12.0
Q3
TL074HIPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
TL074IDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
TL074IDR
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89