データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS6-70 データシート(PDF) 2 Page - JST Mfg. Co., Ltd.

部品番号 GS6-70
部品情報  RING TONGUE Non-insulated
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JST [JST Mfg. Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jst-mfg.com
Logo JST - JST Mfg. Co., Ltd.

GS6-70 データシート(HTML) 2 Page - JST Mfg. Co., Ltd.

  GS6-70 Datasheet HTML 1Page - JST Mfg. Co., Ltd. GS6-70 Datasheet HTML 2Page - JST Mfg. Co., Ltd. GS6-70 Datasheet HTML 3Page - JST Mfg. Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
71
ø d1
ød2
ød3
r
as
Stud Size
Metric
Part No.
Nominal Size
DIN46234
Tool No.
Qty/box
Dimensions mm (in.)
Applicable Wire
mm2
4
6
8
10
12
5
6
8
10
12
5
6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
16
20
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
16
20
6-10
8-10
10-10
12-10
5-16
6-16
8-16
10-16
12-16
5-25
6-25
8-25
10-25
12-25
16-25
6-35
8-35
10-35
12-35
16-35
6-50
8-50
10-50
12-50
16-50
6-70
8-70
10-70
12-70
16-70
GS4-10
GS6-10
GS8-10
GS10-10
GS12-10
GS5-16
GS6-16
GS8-16
GS10-16
GS12-16
GS5-25
GS6-25
GS6L-25
GS8-25
GS10-25
GS12-25
GS16-25
GS6-35
GS8-35
GS10-35
GS12-35
GS16-35
GS16L-35
GS20-35
GS6-50
GS8-50
GS10-50
GS12-50
GS16-50
GS20-50
GS6-70
GS8-70
GS10-70
GS12-70
GS16-70
GS16L-70
GS20-70
10.0 (.394)
11.0 (.433)
14.0 (.551)
18.0 (.709)
22.0 (.866)
11.0 (.433)
11.0 (.433)
14.0 (.551)
18.0 (.709)
22.0 (.866)
12.0 (.472)
12.0 (.472)
16.0 (.630)
16.0 (.630)
18.0 (.709)
22.0 (.866)
28.0(1.102)
15.0 (.591)
16.0 (.630)
18.0 (.709)
22.0 (.866)
28.0(1.102)
30.0(1.181)
30.0(1.181)
18.0 (.709)
18.0 (.709)
18.0 (.709)
22.0 (.866)
28.0(1.102)
32.0(1.260)
22.0 (.866)
22.0 (.866)
22.0 (.866)
22.0 (.866)
28.0(1.102)
32.0(1.260)
32.0(1.260)
4.3 (.169)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
5.3 (.209)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
5.3 (.209)
6.5 (.256)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
17.0 (.669)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
17.0 (.669)
17.0 (.669)
21.0 (.827)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
17.0 (.669)
21.0 (.827)
6.5 (.256)
8.4 (.331)
10.5 (.413)
13.0 (.512)
17.0 (.669)
17.0 (.669)
21.0 (.827)
6.5 (.256)
7.5 (.295)
10.0 (.394)
12.0 (.472)
13.0 (.512)
7.5 (.295)
7.5 (.295)
10.0 (.394)
12.0 (.472)
13.0 (.512)
7.5 (.295)
7.5 (.295)
10.0 (.394)
10.0 (.394)
12.0 (.472)
13.0 (.512)
16.0 (.630)
10.0 (.394)
10.0 (.394)
12.0 (.472)
13.0 (.512)
16.0 (.630)
18.0 (.709)
18.0 (.709)
12.0 (.472)
12.0 (.472)
12.0 (.472)
13.0 (.512)
16.0 (.630)
18.0 (.709)
13.0 (.512)
13.0 (.512)
13.0 (.512)
13.0 (.512)
16.0 (.630)
18.0 (.709)
18.0 (.709)
16.0 (.630)
17.0 (.669)
20.0 (.787)
21.0 (.827)
23.0 (.906)
20.0 (.787)
20.0 (.787)
22.0 (.866)
24.0 (.945)
26.0(1.024)
25.0 (.984)
25.0 (.984)
25.0 (.984)
25.0 (.984)
26.0(1.024)
31.0(1.220)
35.0(1.378)
26.0(1.024)
26.0(1.024)
27.0(1.063)
31.0(1.220)
36.0(1.417)
37.5(1.476)
37.5(1.476)
34.0(1.339)
34.0(1.339)
34.0(1.339)
36.0(1.417)
40.0(1.575)
41.5(1.634)
38.0(1.496)
38.0(1.496)
38.0(1.496)
38.0(1.496)
42.0(1.654)
45.0(1.772)
45.0(1.772)
8.0
(.315)
16.0
(.630)
18.0(.709) 11.4(.449)
18.0
(.709)
19.0
(.748)
4.5
(.177)
11.0
(.433)
14.0
(.551)
9.4
(.370)
13.0
(.512)
13.3
(.524)
1.1
(.043)
10.0
(.394)
5.8
(.228)
1.2
(.047)
7.5
(.295)
11.0
(.433)
1.5
(.059)
2.0
(.079)
50
100
200
500
250
250
25
>6 to 10
>10 to 16
>16 to 25
>25 to 35
>35 to 50
>50 to 70
WC-0510DIN
WC-1016DIN
WC-1016DIN
—
—
—
—
12.0
(.472)
9.0
(.354)
2.0 (.079)
1.8
(.071)
1.8
(.071)
1.6
(.0.63)
100
a
ød2
Brazed seam
Note :1) Contact J.S.T.(U.K.) Ltd for the above tools.
2) Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details.



Html Pages

1 2 3