| データシートサーチシステム |
|
KPTC0F18 データシート(PDF) 13 Page - ITT Industries |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KPTC0F18 データシート(HTML) 13 Page - ITT Industries |
|
13 / 21 page ![]() 13 KPTC Type F Type E with endbell Dimensions are mm Type F Type E Shell size* B F ØC G F ØGF H F L F B E L E max. Thread min. min. max. max. max. max. 8 14,0 6-32 6,0 2,9 19,3 46,0 14,2 32,5 10 17,2 6-32 7,5 4,5 20,8 46,0 17,2 32,5 12 20,4 6-32 10,7 7,7 24,4 46,0 20,4 32,5 14 23,6 6-32 13,9 9,3 27,2 46,0 23,4 32,5 16 26,7 6-32 15,5 12,4 28,7 49,0 26,5 32,5 18 29,5 8-32 19,6 15,6 35,3 49,0 29,6 32,5 20 32,7 8-32 19,6 15,6 35,3 49,0 32,8 34,5 22 35,9 8-32 23,6 18,8 39,9 49,0 36,0 34,5 24 39,0 8-32 25,2 20,1 43,2 49,0 39,2 34,5 *) How to order see page 4 Straight Plug KPTC6 Dimensions are inches Type F Type E Shell size B F C Thread D F G F ÆHF L F B E LE E max min min max max max max 8 .551 6-32 .236 .114 .760 1.811 .559 1.280 10 .677 6-32 .295 .177 .819 1.811 .677 1.280 12 .803 6-32 .421 .303 .961 1.881 .803 1.280 14 .929 6-32 .547 .366 1.071 1.881 .921 1.280 16 1.051 6-32 .610 .488 1.130 1.929 1.043 1.280 18 1.161 8-32 .772 .614 1.390 .1.929 1.165 1.280 20 1.287 8-32 .772 .614 1.390 1.969 1.291 1.358 22 1.413 8-32 .929 .740 1.571 1.969 1.417 1.358 24 1.535 8-32 .992 .791 1.701 1.969 1.543 1.358 *) How to order see page 4 |