データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KPTC0F22 データシート(PDF) 9 Page - ITT Industries

部品番号 KPTC0F22
部品情報  General Purpose Connectors with Crimp Contacts
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ITT [ITT Industries]
ホームページ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

KPTC0F22 データシート(HTML) 9 Page - ITT Industries

Back Button KPTC0F22 Datasheet HTML 5Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 6Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 7Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 8Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 9Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 10Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 11Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 12Page - ITT Industries KPTC0F22 Datasheet HTML 13Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
9
KPTC
Box mounting receptacle KPTC2
without endbell
Dimensions are mm
Shell size*
Ø A
L
N Ø
K
M
R
S
ØT
Z
+0,03-0,13
max.
max.
±0,25
±0,15
±0,15
max.
±0,15
max.
8
12,0
21,1
11,1
13,5
11,6
15,1
21,0
3,05
12,3
10
15,0
21,1
14,3
13,5
11,6
18,3
24,2
3,05
12,3
12
19,05
21,1
17,5
13,5
11,6
20,6
26,6
3,05
12,3
14
22,23
21,1
20,6
13,5
11,6
23,0
29,0
3,05
12,3
16
25,40
21,1
23,8
13,5
11,6
24,6
31,3
3,05
12,3
18
28,58
21,1
27,0
13,5
11,6
27,0
33,7
3,05
12,3
20
31,75
22,7
30,2
16,5
14,25
29,4
36,9
3,05
10,8
22
34,93
22,7
33,4
16,5
14,25
31,8
40,1
3,05
10,8
24
38,10
22,7
36,5
17,3
15,1
34,9
43,3
3,75
10,0
*) How to order see page 4
Ø T
4 Mounting holes
Dimensions are inches
Shell size*
A
L
N max
K
M
R
S
T
Z
+.001 - .005
max
max
±.010
±.006
±.006
max
±.006
max
8
.472
.831
.437
.531
.457
.594
.827
.120
.484
10
.591
.831
.563
.531
.457
.720
.953
.120
.484
12
.750
.831
.689
.531
.457
.811
1.047
.120
.484
14
.875
.831
.811
.531
.457
.906
1.142
.120
.484
16
1.000
.831
.937
.531
.457
.969
1.232
.120
.484
18
1.125
.831
1.063
.531
.457
1.063
1.327
.120
.484
20
1.250
.894
1.189
.650
.561
1.157
1.453
.120
.425
22
1.375
.894
1.315
.650
.561
1.252
1.579
.120
.425
24
1.500
.894
1.437
.681
.594
1.374
1.705
.148
.394
*) How to order see page 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21