| データシートサーチシステム |
|
LF253 データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF253 データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 15 page ![]() LF253, LF353 Package information Doc ID 2153 Rev 3 11/15 6.1 DIP8 package information Figure 22. DIP8 package mechanical drawing Table 4. DIP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 10.16 0.355 0.365 0.400 E 7.62 7.87 8.26 0.300 0.310 0.325 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 e 2.54 0.100 eA 7.62 0.300 eB 10.92 0.430 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 |