| データシートサーチシステム |
|
STM32H533CEU6 データシート(PDF) 95 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H533CEU6 データシート(HTML) 95 Page - STMicroelectronics |
|
95 / 231 page ![]() PG0 - - - - FMC_A10 - - EVENTOUT PG1 - - - - FMC_A11 - - EVENTOUT PG2 - - - - FMC_A12 - - EVENTOUT PG3 - - - - FMC_A13 - - EVENTOUT PG4 - - - - FMC_A14 - - EVENTOUT PG5 - - - - FMC_A15 - - EVENTOUT PG6 - - OCTOSPI1_NCS UCPD1_FRSTX FMC_NE3 DCMI_D12/PSSI_D12 - EVENTOUT PG7 - - - UCPD1_FRSTX FMC_INT DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT PG8 - - - - - - - EVENTOUT PG9 - OCTOSPI1_IO6 - SDMMC1_D0 FMC_NE2/FMC_NCE DCMI_VSYNC/PSSI_R DY -EVENTOUT PG10 - - - SDMMC1_D1 FMC_NE3 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PG11 - - SDMMC1_D2 - - DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PG12 - - SDMMC1_D3 - FMC_NE4 DCMI_D11/PSSI_D11 - EVENTOUT PG13 - - - - FMC_A24 - - EVENTOUT PG14 - OCTOSPI1_IO7 - - FMC_A25 - - EVENTOUT PG15 - - - - - DCMI_D13/PSSI_D13 - EVENTOUT PH0 - - - - - - - EVENTOUT PH1 - - - - - - - EVENTOUT 1. Refer to the previous table for AF0 to AF7. Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |