| データシートサーチシステム |
|
STM32H533CEU7 データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H533CEU7 データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 231 page ![]() Contents STM32H533xx 4/231 DS14539 Rev 1 3.14 General-purpose inputs/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.14.1 GPIOs TrustZone security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.15 Multi-AHB bus matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.16 General purpose direct memory access controller (GPDMA) . . . . . . . . . 33 3.17 Interrupts and events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.17.1 Nested vectored interrupt controller (NVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.17.2 Extended interrupt/event controller (EXTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.18 Cyclic redundancy check calculation unit (CRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.19 Flexible memory controller (FMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.19.1 LCD parallel interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.19.2 FMC TrustZone security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.20 Octo-SPI interface (OCTOSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.20.1 OCTOSPI TrustZone security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.21 Delay block (DLYB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.22 Analog-to-digital converter (ADC1 and ADC2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.22.1 Analog temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.22.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.22.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.23 Digital temperature sensor (DTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.24 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.25 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.26 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.27 Parallel synchronous slave interface (PSSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.28 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.29 Secure advanced encryption standard hardware accelerator (SAES) and encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . 42 3.30 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.31 On-the-fly decryption engine (OTFDEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.32 Public key accelerator (PKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.33.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.33.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM12, TIM15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.33.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.33.4 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 |