| データシートサーチシステム |
|
HCF4532B データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4532B データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() SO16 (Narrow) MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.2 0.004 0.007 a2 1.65 0.064 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45 ° (typ.) D 9.8 10 0.385 0.393 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.62 0.024 S8 ° (max.) P013H HCC/HCF4532B 13/15 |