| データシートサーチシステム |
|
TS372CD データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS372CD データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() Package information TS372 6/10 Doc ID 4068 Rev 2 4.1 DIP8 package information Figure 2. DIP8 package mechanical drawing Table 5. DIP8 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.210 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.115 0.130 0.195 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.045 0.060 0.070 c 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 10.16 0.355 0.365 0.400 E 7.62 7.87 8.26 0.300 0.310 0.325 E1 6.10 6.35 7.11 0.240 0.250 0.280 e 2.54 0.100 eA 7.62 0.300 eB 10.92 0.430 L 2.92 3.30 3.81 0.115 0.130 0.150 |