| データシートサーチシステム |
|
KD1084AD2M33 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KD1084AD2M33 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() KD1084 SERIES 13/18 Figure 7 : Supply Voltage Rejection vs Frequency Figure 8 : Adjust Pin Current vs Output Current Figure 9 : Line Transient Figure 10 : Load Transient VI=4 to 6V, IO=200mA,CI = 1µF(tant), CO=10µF(tant), ts=tf=5µs VI=7 V, IO=0.1 to 5 A, CI = 1µF(tant), CO=10µF(tant) ts=tf=3.5µs |