| データシートサーチシステム |
|
STM32L433CBU7 データシート(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBU7 データシート(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 227 page ![]() Port E PE0 - - - LCD_SEG36 - - TIM16_CH1 EVENTOUT PE1 - - - LCD_SEG37 - - - EVENTOUT PE2 - TSC_G7_IO1 - LCD_SEG38 - SAI1_MCLK_A - EVENTOUT PE3 - TSC_G7_IO2 - LCD_SEG39 - SAI1_SD_B - EVENTOUT PE4 - TSC_G7_IO3 - - - SAI1_FS_A - EVENTOUT Port E PE5 - TSC_G7_IO4 - - - SAI1_SCK_A - EVENTOUT PE6 - ---- SAI1_SD_A - EVENTOUT PE7 - ---- SAI1_SD_B - EVENTOUT PE8 - ---- SAI1_SCK_B - EVENTOUT PE9 - ---- SAI1_FS_B - EVENTOUT PE10 - TSC_G5_IO1 QUADSPI_CLK - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PE11 - TSC_G5_IO2 QUADSPI_BK1 _NCS - - - - EVENTOUT PE12 - TSC_G5_IO3 QUADSPI_BK1 _IO0 - - - - EVENTOUT PE13 - TSC_G5_IO4 QUADSPI_BK1 _IO1 - - - - EVENTOUT PE14 - - QUADSPI_BK1 _IO2 - - - - EVENTOUT PE15 - - QUADSPI_BK1 _IO3 - - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 CAN1/TSC USB/QUADSPI LCD SDMMC1/ COMP1/ COMP2/ SWPMI1 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |