| データシートサーチシステム |
|
LD2981ABM30TR データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD2981ABM30TR データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 27 page ![]() LD2981 Package information DocID6279 Rev 17 21/27 8.2 SOT-89 packing information Figure 25: SOT-89 carrier tape outline Table 7: SOT-89 carrier tape mechanical data Dim. mm Value Tolerance Ao 4.91 ± 0.10 Bo 4.52 ± 0.10 Ko 1.90 ± 0.10 F 5.50 ± 0.10 E 1.75 ± 0.10 W 12 ± 0.30 P2 2 ± 0.10 Po 4 ± 0.10 P1 8 ± 0.10 T 0.30 ± 0.10 D Ø 1.55 ± 0.05 D1 Ø 1.60 ± 0.10 |