| データシートサーチシステム |
|
L4931ABD52 データシート(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4931ABD52 データシート(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 29 page ![]() L4931 SERIES 27/29 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 330 12.992 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.80 6.90 7.00 0.268 0.272 0.2.76 Bo 10.40 10.50 10.60 0.409 0.413 0.417 Ko 2.55 2.65 2.75 0.100 0.104 0.105 Po 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 P 7.9 8.0 8.1 0.311 0.315 0.319 Tape & Reel DPAK-PPAK MECHANICAL DATA |