データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L6506 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 L6506
部品情報  CURRENTCONTROLLER FOR STEPPING MOTORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6506 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  L6506 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6506 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIP18 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.254
0.010
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.46
0.018
b1
0.25
0.010
D
23.24
0.915
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
20.32
0.800
F
7.1
0.280
I
3.93
0.155
L
3.3
0.130
Z
1.27
1.59
0.050
0.063
L6506 -L6506D
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8