データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L7824AB データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

部品番号 L7824AB
部品情報  PRECISION 1A REGULATORS
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7824AB データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button L7824AB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
L6
L7
L2
Dia.
L5
L4
L9
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C
L7800AB/AC
15/17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17