データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L9705 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 L9705
部品情報  DOUBLE QUAD CONTACT INTERFACE CIRCUIT
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9705 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  L9705 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9705 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
DIP20 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.51
0.020
B
0.85
1.40
0.033
0.055
b
0.50
0.020
b1
0.38
0.50
0.015
0.020
D
24.80
0.976
E
8.80
0.346
e
2.54
0.100
e3
22.86
0.900
F
7.10
0.280
I
5.10
0.201
L
3.30
0.130
Z
1.27
0.050
L9705
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8