| データシートサーチシステム |
|
L9822E データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9822E データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 11 page ![]() SO20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN TYP MAX MIN TYP MAX A 2.65 0.104 a1 0.1 0.2 0.004 0.008 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.013 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 1 12.6 0.039 0.496 E 10 10.65 0.394 0.419 e 1.27 0.050 e3 11.43 0.450 F 1 7.4 0.039 0.291 G 8.8 9.15 0.346 0.360 L 0.5 1.27 0.020 0.050 M 0.75 0.030 S8 ° (max.) L9822E 10/11 |