| データシートサーチシステム |
|
7805CV データシート(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7805CV データシート(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 34 page ![]() L7800 SERIES 32/34 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 180 7.086 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 14.4 0.567 Ao 10.50 10.6 10.70 0.413 0.417 0.421 Bo 15.70 15.80 15.90 0.618 0.622 0.626 Ko 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197 Po 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 P 11.9 12.0 12.1 0.468 0.472 0.476 Ta pe & Reel D2PAK-P 2PAK-D 2PAK/A-P 2PAK/A MECHANICAL DATA |