| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU6P データシート(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU6P データシート(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 311 page ![]() 27 27 27 27 35 35 H1 H2 53 53 K11 K11 75 75 M1 3 M1 3 PB14 I/O FT _fl - TIM1_CH2N, TIM8_CH2N, I2C2_SDA, SPI2_MISO, DFSDM1_DATIN2, USART3_RTS_DE, TSC_G1_IO3, OCTOSPIM_P1_IO6, SDMMC2_D0, SAI2_MCLK_A, TIM15_CH1, EVENTOUT - 28 28 28 28 36 36 H3 H1 54 54 K10 K10 76 76 M1 2 M1 2 PB15 I/O FT - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, TIM8_CH3N, SPI2_MOSI, DFSDM1_CKIN2, TSC_G1_IO4, OCTOSPIM_P1_IO7, SDMMC2_D1, SAI2_SD_A, TIM15_CH2, EVENTOUT - - - - - - - G3 H3 55 55 K9 K9 77 77 L11 L11 PD8 I/O FT - USART3_TX, DCMI_HSYNC/PSSI_ DE, LCD_R3, FMC_D13, EVENTOUT - Table 15. STM32L4P5xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |