| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU3P データシート(PDF) 120 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3P データシート(HTML) 120 Page - STMicroelectronics |
|
120 / 311 page ![]() Port F PF0 - - - - I2C2_SDA OCTOSPIM_P2_ IO0 -- PF1 - - - - I2C2_SCL OCTOSPIM_P2_ IO1 -- PF2 - - - - I2C2_SMBA OCTOSPIM_P2_ IO2 -- PF3 --- -- OCTOSPIM_P2_ IO3 -- PF4 --- -- OCTOSPIM_P2_ CLK -- PF5 --- -- OCTOSPIM_P2_ NCLK -- PF6 - TIM5_ETR TIM5_CH1 - - - - - PF7 - - TIM5_CH2 - -- -- PF8 - - TIM5_CH3 - -- -- PF9 - - TIM5_CH4 - -- -- PF10 --- OCTOSPIM_P1_ CLK PSSI_D15 - DFSDM1_CKOU T - PF11 --- OCTOSPIM_P1_ NCLK -- -- PF12 --- -- OCTOSPIM_P2_ DQS -- PF13 - - - - I2C4_SMBA - - - PF14 - - - - I2C4_SCL - - - PF15 - - - - I2C4_SDA - - - Table 16. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 OTG_FS/SYS_A F TIM1/2/5/8/LPTI M1 TIM1/2/3/4/5 SPI2/SAI1/I2C4/ USART2/CAN2/ OTG_FS/TIM1/8 /OCTOSPIM_P1/ QUADSPI I2C1/2/3/4/DCMI SPI1/2/3/I2C4/D FSDM1/DCMI/O CTOSPIM_P1/2/ QUADSPI SPI3/I2C3/DFSD M1/COMP1/OCT OSPIM_P1/2/QU ADSPI USART1/2/3/SD MMC2 |