| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU3P データシート(PDF) 126 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3P データシート(HTML) 126 Page - STMicroelectronics |
|
126 / 311 page ![]() Port C PC0 LPUART1_RX - - LCD_DE SDMMC1_CMD SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX - OCTOSPIM_P1_IO4 - - SAI1_SD_A - EVENTOUT PC2 - - OCTOSPIM_P1_IO5 LCD_HSYNC - - - EVENTOUT PC3 - - OCTOSPIM_P1_IO6 - - SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - - OCTOSPIM_P1_IO7 - - - - EVENTOUT PC5 - - - LCD_CLK - - - EVENTOUT PC6 SDMMC1_D0DI R TSC_G4_IO1 DCMI_D0/PSSI_D0 LCD_G7 SDMMC1_D6 SAI2_MCLK_A - EVENTOUT PC7 SDMMC1_D123 DIR TSC_G4_IO2 DCMI_D1/PSSI_D1 LCD_B6 SDMMC1_D7 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PC8 - TSC_G4_IO3 DCMI_D2/PSSI_D2 - SDMMC1_D0 - - EVENTOUT PC9 - TSC_G4_IO4 OTG_FS_NOE - SDMMC1_D1 SAI2_EXTCLK TIM8_BKIN2 EVENTOUT PC10 UART4_TX TSC_G3_IO2 DCMI_D8/PSSI_D8 - SDMMC1_D2 SAI2_SCK_B - EVENTOUT PC11 UART4_RX TSC_G3_IO3 DCMI_D4/PSSI_D4 - SDMMC1_D3 SAI2_MCLK_B - EVENTOUT PC12 UART5_TX TSC_G3_IO4 DCMI_D9/PSSI_D9 LCD_R6 SDMMC1_CK SAI2_SD_B - EVENTOUT PC13 - --- - - - EVENTOUT PC14 - --- - - - EVENTOUT PC15 - --- - - - EVENTOUT Table 17. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/5/LPUA RT1/CAN2/SDM MC1/2 CAN1/TSC/LCD CAN2/OTG_FS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/QU ADSPI SDMMC2/LCD/D SI/LCD SDMMC1/2/COM P1/2/TIM1/8/FM C/SWPMI1 SAI1/2/TIM8 TIM2/8/15/16/1 7/LPTIM2 EVENOUT |